Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AXP313 Datasheet(PDF) 19 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

No. de pieza AXP313
Descripción Electrónicos  PMIC For Multi-Core High-PerformanceSystem
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Página de inicio  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP313 Datasheet(HTML) 19 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP313 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 33 page
background image
AXP313A
版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利
19
6.6
中断
在某些特定事件发生时,AXP313A通过拉低IRQ的中断机制来提醒Host,并将中断状态保存在中断状态
寄存器中(参见REG21H),向相应的状态寄存器位写“1”则清除相应的中断。当无中断事件时,IRQ
拉高。每个中断都可以通过中断控制寄存器来屏蔽(参见REG22H)。
表 6-2 中断信息
位置
中断号
含义
REG20H[7]
IRQ1
PWRON
按键上升沿
REG20H[6]
IRQ2
PWRON
按键下降沿
REG20H[5]
IRQ3
PWRON
按键短按
REG20H[4]
IRQ4
PWRON
按键长按
REG20H[3]
IRQ5
DCDC3
欠压
REG20H[2]
IRQ6
DCDC2
欠压
REG20H[0]
IRQ7
芯片过温
6.7
寄存器
6.7.1
寄存器列表
地址
描述
R/W
默认值
00
开机源指示寄存器
R
10
电源输出开关控制寄存器
R/W
XXH
12
DCDC PWM
控制寄存器
R/W
00H
13
DCDC1
电压设置寄存器
R/W
XXH
14
DCDC2
电压设置寄存器
R/W
XXH
15
DCDC3
电压设置寄存器
R/W
XXH
16
ALDO1
电压设置寄存器
R/W
XXH
17
DLDO1
电压设置寄存器
R/W
XXH
1A
关机、重启控制寄存器
R/W
20H
1B
关机时序、按键关机控制寄存器
R/W
06H
1C
电源唤醒控制寄存器
R/W
00H
1D
输出监视控制寄存器
R/W
1FH
1E
POK
参数设置寄存器
R/W
80H
20
IRQ
控制寄存器
R/W
31H
21
IRQ
状态寄存器
R/W
00H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com