Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AXP313 Datasheet(PDF) 18 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

No. de pieza AXP313
Descripción Electrónicos  PMIC For Multi-Core High-PerformanceSystem
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Página de inicio  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP313 Datasheet(HTML) 18 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP313 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 33 page
background image
AXP313A
版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利
18
复位Reset
AXP313A
有两种reset方式:Systemreset和Poweronreset(POR)。
System reset
System reset
指PMIC先关机然后开机,即执行restart,各路电源掉电和上电的时序与正常开关机时序
一致,并将相应的寄存器进行复位。Systemreset期间,RTCLDO是一直打开的(若RTCLDO定制为常开)。
System reset
可以通过以下两种方式实现。
(1)
开机情况下,下拉PWROK
AXP313A
的PWROK可以作为应用系统的复位信号。在开机过程中,PWROK输出低电平,当各路电源的
输出电压稳定达到设定值后,PWROK会被拉高,从而实现应用系统的上电复位。
在应用系统正常工作过程中,通过外部按键或其他原因将PWROK拉低,则AXP313A将关机并重新开机,
各路输出电源上电时序按照设定的时序开启。该reset功能由REG1AH[4]决定。
(2)
向REG1AH[6]写“1”,进行软件reset。
Power on reset
(POR)
Power on reset
指PMIC内部所有的逻辑都会进行一次复位操作。在POR期间,所有的DCDC/LDO包括
RTCLDO
,都会先掉电再上电。
6.5
多路电源输出
AXP313A
提供的多路输出电压及功能列表如下。
表 6-1 电源输出信息
输出通路 类型
默认电压
启动步骤
应用建议
最大驱动能力
DCDC1
BUCK
Customization
Customization
GPU
1500mA
DCDC2
BUCK
CPU
3000mA
DCDC3
BUCK
DRAM
2000mA
ALDO1
LDO
PLL/AVCC
……
300mA
DLDO1
LDO
IO
500mA
RTCLDO
LDO
RTC
30mA
AXP313A
包含3路同步降压型DCDC和3路LDO。DCDC的工作频率为3MHz,外围可使用小型电感和电
容元件。3路DCDC都可以设置为PWM模式或自动模式(根据负载的大小自动切换),参见寄存器REG12H。
所有的DCDC/LDO都支持discharge功能,即在输出关闭的情况下,可以通过内部discharge通路将外部
电容上的电荷迅速释放。
DCDC/LDO
的默认电压和启动时序可定制。启动时序有4级,即0-3,分别表示上电默认第1、2、3步
启动以及不启动此路电源。另外,启动间隔可定制为2/4/16/32ms。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com