Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AXP313A Datasheet(PDF) 23 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

No. de pieza AXP313A
Descripción Electrónicos  PMIC For Multi-Core High-PerformanceSystem
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Página de inicio  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP313A Datasheet(HTML) 23 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP313A Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 23Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 24Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 25Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 26Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 27Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 33 page
background image
AXP313A
版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利
23
复位:Poweronreset
Bit
描述
R/W
默认值
7-4
保留
RW
0000
3
电源输出关闭时序控制
0
:各路输出同时关闭
1
:与开机启动时序相反
RW
0
2
关机时PWROK拉低后延时4ms再关闭各路输出
0
:不延时 1:延时
RW
1
1
按键时间大于OFFLEVEL时自动关机功能设置
0
:不关机 1:关机
RW
1
0
按键时间大于OFFLEVEL时自动关机后是否自动重启
0
:不自动重启 1:自动重启
RW
0
6.7.2.11 REG 1CH
:电源唤醒控制寄存器
默认值:00H
复位:bit[3]&[1:0]为Systemreset,其他bit为Poweronreset
Bit
描述
R/W
默认值
7:5
保留
RW
0
4
IRQ Pin
低电平唤醒功能设置
0 :
关闭
1 :
打开
RW
0
3
PWROK
在唤醒过程中是否被拉低
0
:不拉低 1:拉低
RW
0
2
唤醒时输出电压恢复控制
0
:恢复到默认值
1
:对电压不做处理(由寄存器设定值决定)
RW
0
1
软件唤醒控制。对该bit写1后各路输出将恢复,该bit自动清零。 RW
0
0
Sleep
模式下唤醒功能使能设置
0
:唤醒功能关闭
1
:唤醒功能打开
RW
0
6.7.2.12 REG 1DH
:输出监视控制寄存器
默认值:1FH
复位:Poweronreset
Bit
描述
R/W
默认值
7-5
保留
RW
000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com