Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AXP313A Datasheet(PDF) 20 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

No. de pieza AXP313A
Descripción Electrónicos  PMIC For Multi-Core High-PerformanceSystem
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Página de inicio  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP313A Datasheet(HTML) 20 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP313A Datasheet HTML 16Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 23Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP313A Datasheet HTML 24Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 33 page
background image
AXP313A
版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利
20
6.7.2
寄存器描述
6.7.2.1 REG 00H
:开机源指示寄存器
复位:Systemreset
Bit
描述
R/W
7-5
保留
R
4
VIN
为高时EN从低到高开机,或EN为高时VIN从低到高开机
R
3
IRQ
低电平开机
R
2
PWRON
按键开机
R
1
保留
R
0
VIN
从低到高开机
R
6.7.2.2 REG 10H
:电源输出开关控制寄存器
默认值:XXH
复位:systemreset
Bit
描述
R/W
默认值
7-5
保留
RW
0
4
DLDO1
开关控制
0
:关闭;1:打开
RW
定制
3
ALDO1
开关控制
RW
2
DCDC3
开关控制
RW
1
DCDC2
开关控制
RW
0
DCDC1
开关控制
RW
6.7.2.3 REG 12H
:DCDCPWM控制寄存器
默认值:00H
复位:systemreset
Bit
描述
R/W
默认值
7
DCDC
展频功能设置
0
:关闭;1:打开
RW
0
6
DCDC
展频频率设置
0
:50kHz;1:100kHz
RW
0
5
保留
RW
0
4
保留
RW
0
3
保留
RW
0
2
DCDC-3 PFM/PWM
控制
0
:自动切换
RW
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com