| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
R7KA8D2AFDCAC Datasheet(PDF) 41 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8D2AFDCAC Datasheet(HTML) 41 Page - Renesas Technology Corp |
|
41 / 292 page ![]() Table 1.17 Pin list for the SiP product (8 of 9) BGA303 BGA303 without MIPI Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interru pt SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS MIPI/ GLCDC/C EU R16 R16 — P515 — IRQ12 CTS_RTS4_C/SS4_C/DE4/SCL2_B*1/ ET_TAS_STA0 GTIOC13A — LCD_CLK _B R17 R17 — P709 CS4 IRQ10 CTS_RTS4_B/SS4_B/DE4/SCL2_A*1/ MISOB_B/ET0_MDIO GTCPPO5 — VIO_D13 R18 R18 — P407 CS6 IRQ22 SCK1_C/DE1/SDA0_B*1/USB_VBUS/ USBHS_VBUSEN/GPTP_PTPOUT3 GTIOC10B/AGTIO0/RTCOUT ADTRG0 — T1 T1 Vpp — — — — — — — T2 T2 VSS — — — — — — — T3 — VCC18_MIPI — — — — — — — T4 — VSS_MIPI — — — — — — — — T3 — P315 — IRQ29 SCK3_C/DE3/SSLA3_A — — — — T4 — P900 — IRQ30 CTS3_C GTADSM0 — — T5 T5 — P103 — IRQ16 CTS_RTS9_A/SS9_A/DE9/SSLB0_A/ CTX0/OM_0_SIO2 GTOWUP/GTIOC2A AD1FLAG1 — T6 T6 — P101 — IRQ1 RXD9_A/SCL9_A/MISO9_A/MOSIB_A/ OM_0_SIO3 GTETRGB/GTIOC8A/AGTEE0 — — T7 T7 — P802 — IRQ18 RXD2_A/SCL2_A/MISO2_A/ OM_0_SIO6 GTIW/GTIOC12A — — T8 T8 — P804 — IRQ14 CTS_RTS2_A/SS2_A/DE2/ OM_0_SIO7 GTETRGD/GTIOC13A — DSI_TE T9 T9 — P501 — IRQ25 TXD8_B/SDA8_B/MOSI8_B/ USB_OVRCURA/SD1DAT6_A/ PDMDAT1 GTIOC12A AN020 — T10 T10 AVCC0 — — — — — — — T11 T11 AVSS0 — — — — — — — T12 T12 — P005 — IRQ10-DS — — AN005/ IVCMP3 — T13 T13 — P003 — IRQ29 — — AN003/ IVCMP3 — T14 T14 — P513 — IRQ31 SCK8_A/DE8/ET0_INT GTIOC13B AN016/ IVCMP0 LCD_TCO N3_B/ VIO_FLD T15 T15 — P514 — IRQ13 SCK4_C/DE4/SDA2_B*1/ ET_TAS_STA1 GTIOC13B — LCD_EXT CLK_B T16 T16 — P415 WAIT IRQ8 TXD4_B/SDA4_B/MOSI4_B/ RSPCKB_B/CTX1/ET1_MDC GTIOC0A — VIO_HD T17 T17 — P409 A18 IRQ6 TXD3_A/SDA3_A/MOSI3_A/ SDA0_A*1/USB_OVRCURA- DS/USBHS_OVRCURA/ GPTP_CAPTURE0 GTOWUP/ULPTOA0 ADST1 — T18 T18 VCC_USB — — — — — — — U1 U1 VCC2_13 — — — — — — — U2 — MIPI_DL0_P — — — — — — — U3 — MIPI_CL_P — — — — — — — U4 — MIPI_DL1_P — — — — — — — U5 — AVCC_MIPI — — — — — — — — U2 CLKOUT P205 — IRQ1-DS TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/SCL1_B*1/ SSLA1_A/USB_OVRCURA/SD1CD GTIV/GTIOC4A/AGTO1 — — — U3 — P203 — IRQ2-DS RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/ RSPCKA_A/CTX0/USB_VBUSEN/ SD1CLK_A GTIOC5A/ULPTOA1 — — — U4 — P313 — IRQ27 TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/MISOA_A/ USB_ID/SD1DAT0_A — — — — U5 — P901 — IRQ31 CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3 GTADSM1/AGTIO1 — — U6 U6 — P809 — IRQ20 TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/ OM_0_SCLKN — — — U7 U7 — P800 — IRQ11 CTS2_A/OM_0_SIO5 GTIU/GTIOC11A/AGTOA0 — — U8 U8 — P502 — IRQ26 SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/ SD1DAT7_A/PDMDAT2 GTIOC12B AN019 — U9 U9 — P014 — IRQ27 — — AN014/DA 0/IVCMP0 — U10 U10 VREFL — — — — — — — RA8D2 Datasheet 1. Overview R01DS0493EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 41 of 292 |