Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CS1180 Datasheet(PDF) 17 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

No. de pieza CS1180
Descripción Electrónicos  20-bit Sigma-Delta ADC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1180 Datasheet(HTML) 17 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1180 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 30 page
background image
CS1180
R
Re
ev
v 1
1..1
1
1177
3300
3.7
数字滤波器(FIR)
CS1180 带有一个可编程的 FIR 滤波器。FIR 滤波器可以被配置成不同的输出速率。当使用
2.4576M 的时钟时,CS1180 的输出数据的速率可以被配置成 15Hz,7.5Hz 或者 3.75Hz。此
时,FIR 滤波器可以同时对 50Hz 和 60Hz 的杂波信号进行陷波滤波。
如果希望得到其他的输出数据速率,则须使用其他的时钟频率。此时,陷波频率也同时跟着改
变了。比如,当使用默认的寄存器配置,时钟频率为 3.6864M 时候:
输出数据频率为:
( 3.6864MHz/2.4576MHz ) ×15Hz = 22.5Hz
陷波频率为:
( 3.6864MHz/2.4576MHz ) ×( 50Hz 和 60Hz ) = ( 75Hz 和 90Hz )



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com