Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CS1180 Datasheet(PDF) 8 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

No. de pieza CS1180
Descripción Electrónicos  20-bit Sigma-Delta ADC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1180 Datasheet(HTML) 8 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1180 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 30 page
background image
CS1180
R
Re
ev
v 1
1..1
1
88
3300
2
特性说明
2.1
芯片绝对最大极限值
表1 CS1180 绝对最大极限值
2.2
数字逻辑特性
表2 CS1180 数字逻辑特性
参数
最小
典型
最大
单位
条件说明
VIH
0.8×DVDD
DVDD
V
VIL
DGND
0.2×DVDD
V
VOH
DVDD-0.4
DVDD+0.4
V
Ioh=1mA
VOL
DGND
DGND+0.4
V
IoL=1mA
IIH
10
uA
VI=DVDD
IIL
-10
uA
VI=DGND
fosc
1
5
MHz
tosc
200
1000
ns
说明:
1、CS1180 数字接口为 CMOS 逻辑接口。
名称
符号
最小
最大
单位
说明
模拟电源电压
AVDD
-0.3
6
V
AVDD to AGND
数字电源电压
DVDD
-0.3
6
V
DVDD to DGND
地之间压差
DVGND
-0.3
0.3
V
DGND to AGND
电源瞬间电流
100
mA
Input Current momentary
电源恒定电流
10
mA
Input Current continuous
数字管脚输入电压
-0.3
DVDD+0.3
V
Digital Output Voltage to DGND
数字输出管脚电压
-0.3
DVDD+0.3
V
节温
150
oC
Max. Junction Temperature
工作温度
-40
85
oC
Operating Temperature
储存温度
-60
150
oC
Storage Temperature
芯片管脚焊接温度
300
oC
Lead Temperature (Soldering, 10s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com