Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CS1180 Datasheet(PDF) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

No. de pieza CS1180
Descripción Electrónicos  20-bit Sigma-Delta ADC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1180 Datasheet(HTML) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1180 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 30 page
background image
CS1180
R
Re
ev
v 1
1..1
1
99
3300
2.3
芯片引脚
CS1180
TOPVIEW
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
DGND
MCLK
XTAL
DGND
REFP
REFN
AIN0
AIN1
AGND
AVDD
CS
SDI
SDO
SCLK
DRDY
DVDD
图2 CS1180 引脚图
表3 CS1180 引脚描述
管脚序号
符号
管脚描述
备注
1
DGND
数字地
2
MCLK
主时钟输入,1~10MHz
3
XTAL
晶振驱动管脚 2
4
DGND
数字地
5
REFP
模拟(正)参考电压输入端
6
REFN
模拟(负)参考电压输入端
7
AIN0
模拟输入 +
8
AIN1
模拟输入 -
9
AGND
模拟地
10
AVDD
模拟电源电压 2.7V~5.25V
11
CS
芯片选择信号,低有效
12
SDI
串口输入数据
13
SDO
串口输出数据
14
SCLK
串口工作时钟,采用 Schmitt 触发器
15
DRDY
数据准备就绪指示信号,低有效
16
DVDD
数字电源电压,2.7~5.25V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com