Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CS1180 Datasheet(PDF) 6 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

No. de pieza CS1180
Descripción Electrónicos  20-bit Sigma-Delta ADC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1180 Datasheet(HTML) 6 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1180 Datasheet HTML 2Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 3Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
CS1180
R
Re
ev
v 1
1..1
1
66
3300
1
功能说明
CS1180 是高精度、低功耗模数转换芯片。其分辨率为 20bit,有效分辨率可达 19 位。可以广
泛使用在工艺控制、量重、液体/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领
域。
1.1
主要功能特性
20 位无失码、19 位有效精度模数转换器
集成 50Hz、60Hz 陷波(可达-90dB)
INL 小于 0.0015%
可编程增益(1~128)
单时钟周期准备就绪
可编程模数转换(ADC)数据速率输出
外接参考电压范围可以为 0.1V~5V
芯片带有校正
集成兼容 SPI 总线接口
1.2
应用场合
工业过程控制
重量计
液体/气体化学分析
血液计
智能变换器
便携式设备



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com