Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

X9C503PIZ Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

X9C503PIZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza X9C503PIZ
Descarga  X9C503PIZ Descarga
Tamaño del archivo   623.02 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™)

X9C503PIZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
X9C503PIZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza X9C503PIZ
Descarga  X9C503PIZ Click to download

Tamaño del archivo   623.02 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™)

X9C503PIZ Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


X9C503PIZ Detalles de producto

• Solid-State Potentiometer
• Three-Wire Serial Interface
• 100 Wiper Tap Points
- Wiper Position Stored in Non-volatile Memory and
Recalled on Power-up
• 99 Resistive Elements
- Temperature Compensated
- End-to-End Resistance, ±20%
- Terminal Voltages, ±5V
• Low Power CMOS
- VCC = 5V
- Active Current, 3mA max.
- Standby Current, 750μA max.
• High Reliability
- Endurance, 100,000 Data Changes per Bit
- Register Data Retention, 100 years
• X9C102 = 1k
• X9C103 = 10k
• X9C503 = 50k
• X9C104 = 100k




Número de pieza similar - X9C503PIZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
X9C503PIZ INTERSIL-X9C503PIZ Datasheet
257Kb / 11P
Digitally Controlled Pot (XDCP)
September 19, 2005
X9C503PIZ INTERSIL-X9C503PIZ Datasheet
248Kb / 11P
Digitally Controlled Potentiometer
December 20, 2006
X9C503PIZ INTERSIL-X9C503PIZ Datasheet
240Kb / 10P
Wiper Position Stored in Non-volatile Memory and Recalled on Power-up
July 20, 2009
X9C503PIZ INTERSIL-X9C503PIZ Datasheet
240Kb / 10P
Wiper Position Stored in Non-volatile Memory and Recalled on Power-up
July 20, 2009
X9C503PIZ INTERSIL-X9C503PIZ Datasheet
240Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
July 20, 2009
More results


Descripción similar - X9C503PIZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Xicor Inc.
X9319 XICOR-X9319 Datasheet
344Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
X9C303 XICOR-X9C303 Datasheet
366Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
logo
Intersil Corporation
ISL90727 INTERSIL-ISL90727 Datasheet
186Kb / 8P
Digitally Controlled Potentiometer XDCP
October 10, 2008
X9313 INTERSIL-X9313_08 Datasheet
284Kb / 12P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
X9317 INTERSIL-X9317_09 Datasheet
445Kb / 15P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
December 16, 2009
X93154 INTERSIL-X93154_08 Datasheet
225Kb / 9P
Digitally Controlled Potentiometer(XDCP??
February 19, 2008
X93155 INTERSIL-X93155_08 Datasheet
201Kb / 8P
Digitally Controlled Potentiometer(XDCP??
February 19, 2008
X9C103SZT1 INTERSIL-X9C103SZT1 Datasheet
240Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
July 20, 2009
logo
Renesas Technology Corp
X9C102 RENESAS-X9C102 Datasheet
522Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
X9318 RENESAS-X9318 Datasheet
471Kb / 10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
More results




Acerca de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com