| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet(PDF) 107 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet(HTML) 107 Page - Microchip Technology |
|
107 / 256 page ![]() TABLE 4-44: USB REGISTER MAP(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 5040 U1OTGIR(2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — IDIF T1MSECIF LSTATEIF ACTVIF SESVDIF SESENDIF — VBUSVDIF 0000 5050 U1OTGIE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — IDIE T1MSECIE LSTATEIE ACTVIE SESVDIE SESENDIE — VBUSVDIE 0000 5060 U1OTGSTAT(3) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — —ID —LSTATE — SESVD SESEND — VBUSVD 0000 5070 U1OTGCON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — DPPULUP DMPULUP DPPULDWN DMPULDWN VBUSON OTGEN VBUSCHG VBUSDIS 0000 5080 U1PWRC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — —UACTPND(4) — — USLPGRD USBBUSY — USUSPEND USBPWR 0000 5200 U1IR(2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — STALLIF ATTACHIF RESUMEIF IDLEIF TRNIF SOFIF UERRIF URSTIF 0000 DETACHIF 0000 5210 U1IE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — STALLIE ATTACHIE RESUMEIE IDLEIE TRNIE SOFIE UERRIE URSTIE 0000 DETACHIE 0000 5220 U1EIR(2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — BTSEF BMXEF DMAEF BTOEF DFN8EF CRC16EF CRC5EF PIDEF 0000 EOFEF 0000 5230 U1EIE 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — BTSEE BMXEE DMAEE BTOEE DFN8EE CRC16EE CRC5EE PIDEE 0000 EOFEE 0000 5240 U1STAT(3) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — ENDPT<3:0>(4) DIR PPBI — — 0000 5250 U1CON 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — —JSTATE(4) SE0(4) PKTDIS USBRST HOSTEN RESUME PPBRST USBEN 0000 TOKBUSY SOFEN 0000 5260 U1ADDR 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — LSPDEN DEVADDR<6:0> 0000 5270 U1BDTP1 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — BDTPTRL<7:1> — 0000 5280 U1FRML(3) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — FRML<7:0> 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table (except as noted) have corresponding CLR, SET and INV registers at its virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. 2: This register does not have associated SET and INV registers. 3: This register does not have associated CLR, SET and INV registers. 4: Reset value for this bit is undefined. |