Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet(PDF) 78 Page - Microchip Technology

No. de pieza PIC32MX795F512LT-80I/PF
Descripción Electrónicos  High-Performance, USB, CAN and Ethernet 32-bit Flash Microcontrollers
PDF  256 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MICROCHIP [Microchip Technology]
Página de inicio  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet(HTML) 78 Page - Microchip Technology

Back Button PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology PIC32MX795F512LT-80I/PF Datasheet HTML 82Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 256 page
background image
TABLE 4-11:
I2C1, I2C3, I2C4 AND I2C5 REGISTER MAP(1)
Bits
31/15
30/14
29/13
28/12
27/11
26/10
25/9
24/8
23/7
22/6
21/5
20/4
19/3
18/2
17/1
16/0
5000
I2C3CON
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
ON
FRZ
SIDL
SCLREL
STRICT
A10M
DISSLW
SMEN
GCEN
STREN
ACKDT
ACKEN
RCEN
PEN
RSEN
SEN
1000
5010
I2C3STAT
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0 ACKSTAT
TRSTAT
—
—
—
BCL
GCSTAT
ADD10
IWCOL
I2COV
D/A
P
S
R/W
RBF
TBF
0000
5020
I2C5DD
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
ADD<9:0>
0000
5030
I2C3MSK
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
MSK<9:0>
0000
5040
I2C3BRG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
Baud Rate Generator Register
0000
5050
I2C3TRN
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
Transmit Register
0000
5060
I2C3RCV
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
Receive Register
0000
5100
I2C4CON
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
ON
FRZ
SIDL
SCLREL
STRICT
A10M
DISSLW
SMEN
GCEN
STREN
ACKDT
ACKEN
RCEN
PEN
RSEN
SEN
1000
5110
I2C4STAT
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0 ACKSTAT
TRSTAT
—
—
—
BCL
GCSTAT
ADD10
IWCOL
I2COV
D/A
P
S
R/W
RBF
TBF
0000
5120
I2C4ADD
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
ADD<9:0>
0000
5130
I2C4MSK
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
MSK<9:0>
0000
5140
I2C4BRG
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
Baud Rate Generator Register
0000
5150
I2C4TRN
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
Transmit Register
0000
5160
I2C4RCV
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
—
—
—
—
—
—
—
—
Receive Register
0000
5200
I2C5CON
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0
ON
FRZ
SIDL
SCLREL
STRICT
A10M
DISSLW
SMEN
GCEN
STREN
ACKDT
ACKEN
RCEN
PEN
RSEN
SEN
1000
5210
I2C5STAT
31:16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0000
15:0 ACKSTAT
TRSTAT
—
—
—
BCL
GCSTAT
ADD10
IWCOL
I2COV
D/A
P
S
R/W
RBF
TBF
0000
Legend:
x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal.
Note 1:
All registers in this table except I2CxRCV have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers”
for more information.