Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EG2132 Datasheet(PDF) 9 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

No. de pieza EG2132
Descripción Electrónicos  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2132 Datasheet(HTML) 9 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG2132 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2132 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
6/9
IO 输出灌电流
IO-
Vo=12V,VIN=VIL
PW
≤10uS 1 1.5 - A
7.3 开关时间特性及死区时间波形图
Ton
Tr
Toff
Tf
50%
50%
90%
90%
10%
10%
LIN
LO
Ton
Tr
Toff
Tf
50%
50%
90%
90%
10%
10%
HIN
HO
7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图图
7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图
DT
50%
50%
LO
HIN
LIN
90%
90%
10%
10%
HO
DT
7-3. 死区时间波形图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com