Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EG2132 Datasheet(PDF) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

No. de pieza EG2132
Descripción Electrónicos  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2132 Datasheet(HTML) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG2132 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2132 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
1/9
EG2132 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
高端悬浮自举电源设计,耐压可达 300V
适应 5V、3.3V 输入电压
最高频率支持 500KHZ
低端 VCC 欠压关断输出
输出电流能力
IO+/- 1A/1.5A
内建死区控制电路
自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
外围器件少
封装形式:SOP-8
2. 描述
EG2132 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电
路、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用于
无刷电机控制器中的驱动电路。
EG2132 高端的工作电压可达 300V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 11V~20V,静态功耗低。该芯片具有闭
锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了 200K 下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率
MOS 管处于关闭状态,输出电流能力
IO+/- 1/1.5A,采用 SOP8 封装。
3. 应用领域
移动电源高压快充开关电源
电动车控制器
变频水泵控制器
300V 降压型开关电源
无刷电机驱动器
高压 Class-D 类功放



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com