Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EG2132 Datasheet(PDF) 5 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

No. de pieza EG2132
Descripción Electrónicos  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2132 Datasheet(HTML) 5 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG2132 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2132 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
2/9
4. 引脚
4.1 引脚定义
Vcc
GND
LO
VS
HO
EG2132
1
2
3
4
5
6
7
8
HIN
LIN
VB
4-1. EG2132 管脚定义
4.2 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
描述
1
Vcc
Power
芯片工作电源输入端,电压范围 11V-20V,外接一个高频 0.1uF 旁路
电容能降低芯片输入端的高频噪声
2
HIN
I
逻辑输入控制信号高电平有效,控制高端功率 MOS 管的导通与截
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
3
LIN
I
逻辑输入控制信号高电平有效,控制低端功率 MOS 管的导通与截
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
4
GND
GND
芯片的地端。
5
LO
O
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
6
VS
O
高端悬浮地端
7
HO
O
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8
VB
Power
高端悬浮电源



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com