Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EG2132 Datasheet(PDF) 6 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

No. de pieza EG2132
Descripción Electrónicos  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2132 Datasheet(HTML) 6 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG2132 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2132 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2132 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
3/9
5. 结构框图
逻辑输入
HIN
LO
GND
Vcc
HO
VS
VB
200K
LIN
闭锁电路、
死区时间电路
4
5
1
6
7
8
2
3
逻辑输入
VCC和VB
欠压关断
保护
OFF
200K
5-1. EG2132 内部电路图
6. 典型应用电路
C1
+15V
0.1uF
U1
Vcc
GND
LO
VS
HO
EG2132
1
2
3
4
5
6
7
8
HIN
VB
L IN
+300V
C2
HIN
LIN
Q1
Q2
10uF
OUT
D1
1N4148
D2 1N4148
R1
R2
D3
FR107
6-1. EG2132 典型应用电路图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com