Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

177920514 Datasheet(PDF) 4 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 177920514
Descripción Electrónicos  Nominal input voltage rails: 5V / 12V / 24V
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

177920514 Datasheet(HTML) 4 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  177920514 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 5Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 6Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 7Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 8Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 177920514 Datasheet HTML 9Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
WPMIx9200501S / 1779205x4
MagI3C Power Module
FISM
– Fixed Isolated SIP Module
we-online.com
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
– Data Sheet Rev. 1.0
©July 2016
4/21
THERMAL SPECIFICATIONS
SYMBOL
PARAMETER
TYP (3)
UNIT
ӨCA
Case-to-ambient thermal resistance (5)
40
°C/W
Tcase max
Maximum Case Temperature
105
°C
φ (RH)
Operating humidity
5 - 95
%
PACKAGE SPECIFICATIONS
Case:
Part Number
Material
UL Class
Certificate Number
1779205x4
WH-9100
UL94V-0
E150608
Potting:
Part Number
Potting Material
UL Class
Certificate Number
1779205x4
IR-401
UL94V-0
E129811
Weight
2.7g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com