Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KT-DMLN31-13 Datasheet(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

No. de pieza KT-DMLN31-13
Descripción Electrónicos  SYNIOS® P2720
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KT-DMLN31-13 Datasheet(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
KT DMLN31.13
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.2 | 2023-01-27
Relative Spectral Emission 6)
Φ
rel = f (λ); IF = 65 mA; TS = 25 °C
KT DMLN31.13
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Φrel
:Vλ
:truegreen
Radiation Characteristics 6)
I
rel = f (ϕ); TS = 25 °C
KT DMLN31.13
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0 I
rel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com