Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KT-DMLN31-13 Datasheet(PDF) 7 Page - ams-OSRAM AG

No. de pieza KT-DMLN31-13
Descripción Electrónicos  SYNIOS® P2720
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KT-DMLN31-13 Datasheet(HTML) 7 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KT-DMLN31-13 Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
KT DMLN31.13
DATASHEET
DATASHEET
7 | Version 1.2 | 2023-01-27
Brightness Groups
Group
Luminous Flux 1)
Luminous Flux 1)
Luminous Intensity 6)
I
F = 65 mA
I
F = 65 mA
I
F = 65 mA
min.
max.
typ.
Φ
V
Φ
V
I
v
8F
15.9 lm
18.0 lm
5.6 cd
5G
18.0 lm
20.1 lm
6.3 cd
6G
20.1 lm
22.4 lm
7.0 cd
7G
22.4 lm
25.0 lm
7.8 cd
8G
25.0 lm
28.0 lm
8.7 cd
5H
28.0 lm
31.5 lm
9.8 cd
Forward Voltage Groups
Group
Forward Voltage 4)
Forward Voltage 4)
I
F = 65 mA
I
F = 65 mA
min.
max.
V
F
V
F
L6
2.10 V
2.40 V
S4
2.40 V
2.60 V
W4
2.60 V
2.80 V
24
2.80 V
3.00 V
64
3.00 V
3.20 V
A4
3.20 V
3.40 V
E2
3.40 V
3.50 V
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 65 mA
I
F = 65 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
3
519 nm
525 nm
4
525 nm
531 nm
5
531 nm
537 nm
6
537 nm
543 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com