Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CS1242 Datasheet(PDF) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

No. de pieza CS1242
Descripción Electrónicos  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1242 Datasheet(HTML) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1242 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
CS1242
R
Re
ev
v 1
1..0
0
99
2299
2.4
电气特性
表4 AVDD=5V 时 CS1242 电气特性
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
模拟输入
模拟输入范围
Buffer 关闭
AGND-0.1
AVDD+0.1
V
Buffer 打开
AGND+0.4
AVDD-1.5
V
满幅输入电压
(AIN+) - (AIN-)
RAN=0
±VREF/PGA
V
RAN=1
±VREF/(2×PGA)
V
差分输入阻抗
Buffer 关闭
5/PGA
Buffer 打开
5
带宽(-3dB)
fDATA = 3.75Hz
1.65
Hz
fDATA = 7.50Hz
3.44
Hz
fDATA = 15.0Hz
3.7
Hz
PGA
可选增益范围
1
128
输入电容
9
pF
输入泄漏电流
调制器关闭,T = 25℃
5
pA
测试电流源
2
2uA
系统性能
分辨率
无失码
24
Bits
积分线性度
±0.0015
% of FS
失调误差
8
ppm of FS
失调误差漂移
0.02
ppm of FS/℃
增益误差
0.005
%
增益误差漂移
0.5
ppm/℃
共模抑制比
直流
100
dB
fCM = 60Hz, fDATA = 15Hz
130
dB
fCM = 50Hz, fDATA = 15Hz
120
dB
陷波抑制比
fCM = 60Hz, fDATA = 15Hz
100
dB
FCM = 50Hz, fDATA = 15Hz
100
dB
电源抑制比
直流
80
95
dB
参考电压
输入
VREF≡REFP
-REFN
RAN = 0
0.1
2.5
2.6
V
RAN = 1
0
2.5
AVDD
V
REFP, REFN
输入范围
RAN = 0
0
AVDD
V
RAN = 1
0.1
AVDD
V
共模抑制比
直流
120
dB
fVREFCM = 60Hz
120
dB
偏置电流
1.3
uA
电源
电源电压
AVDD
4.75
5.25
V
模拟部分电流
PD = 0
1
nA
PGA = 1,Buffer 关闭
120
uA
PGA = 1,Buffer 打开
160
uA
PGA = 128,Buffer 关闭
400
uA
PGA = 128,Buffer 打开
760
uA
数字部分电流
(DVDD = 5V)
普通模式
2
mA
连续读数据模式
2.2
mA
PD = 0
0.5
nA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com