Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LAC9SM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAC9SM
Descripción Electrónicos  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAC9SM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAC9SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2010-03-08
2
Released
LA C9SM, LY C9SM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB, DA oder DB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppe -2, -3
oder-4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wllenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf
einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A, 4B oder -5A enthalten (siehe Seite 5 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA C9SM-CADB-24-1means
that only one group CA, CB, DA or DB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LA C9SM-CADB-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable (see page 5 for
explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be
shipped on any one reel. E.g. LA C9SM-CADB-24-1 means that only 1 forward voltage group -3A, -3B, -4A,-4B or -5A will be
shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
IF = 140 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 140 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LA C9SM-CADB-24-1
amber
2800 ... 7100
14800(typ.)
Q65110A6616
!LY C9SM-BACB-36-1
yellow
1800... 4500
9400(typ.)
Q65110A6613
!Abgekündigt nach OS-PD-2009-022 - wird nicht ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2009-022 - no replacement
Letzte Bestellung / Last Order: 2010-05-30
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2010-11-30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com