Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LAC9SM Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAC9SM
Descripción Electrónicos  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAC9SM Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAC9SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
Released
LA C9SM; LY C9SM
2010-03-08
7
Durchlassstrom
2) Seite 15
Forward Current
2) page 15
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Vorwärtsspannung
2) Seite 15
Relative Forward Voltage
2) Seite 15
ΔV
F = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA
Relative Lichtstärke
2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity
2) 7) page 15
Ι
V/ΙV
(140 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) Seite 15
Relative Luminous Intensity
2) page 15
Ι
V/ΙV
(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA
V
OHL03452
mA
IF
F
1.7
10
3
1
10
2
10
5
5
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
V
yellow
amber
OHL02667
T
F
V
j
-40
-0.2
-20
0
20 40
0.25
˚C
60
100
-60
V
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
Δ
OHL03766
V
V (140 mA)
I
I
I
F
10
1
510
2
10
mA
3
0
10
5
5
10-2
1
10
-1
10
OHL03453
0
-40
˚C
T
(25 ˚C)
I
V
I
V
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-20
0
20 40 60
100
j
-60
amber
yellow



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com