Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LAC9SM Datasheet(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAC9SM
Descripción Electrónicos  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAC9SM Datasheet(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAC9SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
Released
LA C9SM; LY C9SM
2010-03-08
8
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (TS)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 25 °C
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 85 °C
0
0
60
40
20
F
I
mA
120
80
˚C
OHL03811
50
100
150
200
250
FR4
MC PCB
TS
-5
10
-1
012
-4
-3
-2 10
10
10
10
10
10
tp
s10
0.05
0.2
1
0.5
0.1
IF
T
P
t
D =
0.02
0.005
0.01
D =
OHL03450
T
P
t
IF
0
A
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
-5
10
-1
012
-4
-3
-2 10
10
10
10
10
10
tp
s10
0.05
0.2
1
0.5
0.1
IF
T
P
t
D =
0.02
0.005
0.01
D =
OHL03450
T
P
t
IF
0
A
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com