Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LAC9SM Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAC9SM
Descripción Electrónicos  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAC9SM Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAC9SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2010-03-08
6
Released
LA C9SM, LY C9SM
Relative spektrale Emission
2) Seite 15
Relative Spectral Emission
2) page 15
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Ι
rel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 140 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 15
Radiation Characteristic
2) page 15
Ι
rel = f (ϕ); TA = 25 °C
OHL00013
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
I
rel
λ
Vλ
amber
yellow
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com