| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F767VIT6 Datasheet(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F767VIT6 Datasheet(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 255 page ![]() DocID029041 Rev 4 77/255 STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx Pinouts and pin description 105 - - - - 120 H12 - - - - PJ8 I/O FT - LCD_G1, EVENTOUT - - - - - 121 J13 - - - - PJ9 I/O FT - LCD_G2, EVENTOUT - - - - - 122 H13 - - - - PJ10 I/O FT - LCD_G3, EVENTOUT - - - - - 123 G12 - - - - PJ11 I/O FT - LCD_G4, EVENTOUT - - - - - 124 H11 - - - - VDD S - - - - - - - - - - K1 99 118 H11 VDDDSI S - - - - - - - - 125 H10 - - - H10 VSS S - - - - - - - - - - H6 100 119 K12 VCAPDSI S - - - - - - - - - - J3 - - G13 VDD12DS I S- - - - - - - - - - J1 101 120 J12 DSI_D0P I/O - - - - - - - - - - J2 102 121 J13 DSI_D0N I/O - - - - - - - - - - H5 103 122 G12 VSSDSI S - - - - - - - - - - H4 104 123 H12 DSI_CKP I/O - - - - - - - - - - H3 105 124 H13 DSI_CKN I/O - - - - - - - - - - - 106 125 - VDD12DS I S- - - - - - - - H1 107 126 F12 DSI_D1P I/O - - - - - - - - - H2 108 127 F13 DSI_D1N I/O - - - - - - - - - - 109 128 - VSSDSI S - - - - - - - 126 G13 - - - - PK0 I/O FT - LCD_G5, EVENTOUT - - - - - 127 F12 - - - - PK1 I/O FT - LCD_G6, EVENTOUT - - - - - 128 F13 - - - - PK2 I/O FT - LCD_G7, EVENTOUT - - 87 L15 106 129 M1 3 H9 110 129 M1 3 PG2 I/O FT - FMC_A12, EVENTOUT - - 88 K15 107 130 M1 2 G9 111 130 M1 2 PG3 I/O FT - FMC_A13, EVENTOUT - Table 10. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx pin and ball definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx |