Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFH4846 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH4846
Descripción Electrónicos  Infrared Emitter (940 nm)
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4846 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH4846 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
2015-01-29
6
Version 1.0
SFH 4846
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF, max = f(TA), RthJA = 500 K / W
Forward Current 1) page 11
Durchlassstrom 1) Seite 11
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter
0
0
˚C
TA
F
I
mA
OHF05675
20
40
60
80
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
110
0
I
OHF05642
F
VF
mA
V
10
2
3
10
0
10
1
10
1
2
3
4
tp
0
T
t
A
IF
D =
I
P
T
F
P
t
OHF05676
-5
10
-3
-4
10
10
-1
-2
10
10
1
0
10
10 s
2
10
0.5
1
0.2
0.1
0.01
0.05
0.02
=
0.005
D
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
tp
0
T
t
A
IF
D =
I
P
T
F
P
t
OHF05677
-5
10
-3
-4
10
10
-1
-2
10
10
1
0
10
10 s
2
10
0.5
1
0.2
0.1
0.01
0.05
0.02
=
0.005
D
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com