| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SFH4846 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH4846 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 12 page ![]() 2015-01-29 4 Version 1.0 SFH 4846 Grouping (T A = 25 °C) Gruppierung Temperature coefficient of I e or Φe Temperaturkoeffizient von I e bzw. Φe (I F = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TC I -0.3 % / K Temperature coefficient of V F Temperaturkoeffizient von V F (I F = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TC V -0.8 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (I F = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TC λ 0.3 nm / K Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke I F= 100 mA, tp= 20 ms I F= 100 mA, tp= 20 ms I F = 1 A, tp = 100 µs I e, min [mW / sr] I e, max [mW / sr] I e, typ [mW / sr] SFH 4846 25 125 210 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit |