Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFH4846 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH4846
Descripción Electrónicos  Infrared Emitter (940 nm)
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4846 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH4846 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4846 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2015-01-29
2
Version 1.0
SFH 4846
Ordering Information
Bestellinformation
Maximum Ratings (T
A = 25 °C)
Grenzwerte
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
I
F= 100 mA, tp= 20 ms
I
e [mW/sr]
SFH 4846
50 (≥ 25)
Q65111A6131
Note:
Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Anm.:
Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
T
op; Tstg
-40 ... 100
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
V
R
5
V
Forward current
Durchlassstrom
I
F
100
mA
Surge current
Stoßstrom
(t
p ≤ 250 µs, D = 0)
I
FSM
1
A
Total power dissipation
Verlustleistung
P
tot
190
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
R
thJA
500
K / W
Thermal resistance junction - case
Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse
R
thJC
350
K / W
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)
V
ESD
2
kV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12