| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
UPD75P4308GS Datasheet(PDF) 24 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD75P4308GS Datasheet(HTML) 24 Page - NEC |
|
24 / 60 page ![]() µPD75P4308 24 Group Mnemonic Operand No. of Machine Operation Addressing Skip condition bytes cycle area Memory bit SET1 mem.bit 2 2 (mem.bit) ← 1*3 manipulate fmem.bit 2 2 (fmem.bit) ← 1*4 pmem.@L 2 2 (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) ← 1*5 @H + mem.bit 2 2 (H+mem3 - 0.bit) ← 1*1 CLR1 mem.bit 2 2 (mem.bit) ← 0*3 fmem.bit 2 2 (fmem.bit) ← 0*4 pmem.@L 2 2 (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) ← 0*5 @H + mem.bit 2 2 (H+mem3 - 0.bit) ← 0*1 SKT mem.bit 2 2 + S Skip if (mem.bit) = 1 *3 (mem.bit)=1 fmem.bit 2 2 + S Skip if (fmem.bit) = 1 *4 (fmem.bit)=1 pmem.@L 2 2 + S Skip if (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) = 1 *5 (pmem.@L) = 1 @H + mem.bit 2 2 + S Skip if (H + mem3 - 0.bit) = 1 *1 (@H + mem.bit) = 1 SKF mem.bit 2 2 + S Skip if (mem.bit) = 0 *3 (mem.bit) = 0 fmem.bit 2 2 + S Skip if (fmem.bit) = 0 *4 (fmem.bit) = 0 pmem.@L 2 2 + S Skip if (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) = 0 *5 (pmem.@L) = 0 @H + mem.bit 2 2 + S Skip if (H + mem3 - 0.bit) = 0 *1 (@H + mem.bit) = 0 SKTCLR fmem.bit 2 2 + S Skip if (fmem.bit) = 1 and clear *4 (fmem.bit) = 1 pmem.@L 2 2 + S Skip if (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit (L1 - 0)) = 1 and clear *5 (pmem.@L) = 1 @H + mem.bit 2 2 + S Skip if (H + mem3 - 0.bit) = 1 and clear *1 (@H + mem.bit) = 1 AND1 CY, fmem.bit 2 2 CY ← CY ^ (fmem.bit) *4 CY, pmem.@L 2 2 CY ← CY ^ (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) *5 CY, @H + mem.bit 2 2 CY ← CY ^ (H + mem3 - 0.bit) *1 OR1 CY, fmem.bit 2 2 CY ← CY v (fmem.bit) *4 CY, pmem.@L 2 2 CY ← CY v (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) *5 CY, @H + mem.bit 2 2 CY ← CY v (H + mem3 - 0.bit) *1 XOR1 CY, fmem.bit 2 2 CY ← CY v (fmem.bit) *4 CY, pmem.@L 2 2 CY ← CY v (pmem7 - 2 + L3 - 2.bit(L1 - 0)) *5 CY, @H + mem.bit 2 2 CY ← CY v (H + mem3 - 0.bit) *1 |