Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

X9C503PI Datasheet(PDF) 9 Page - Xicor Inc.

No. de pieza X9C503PI
Descripción Electrónicos  E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  XICOR [Xicor Inc.]
Página de inicio  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X9C503PI Datasheet(HTML) 9 Page - Xicor Inc.

Back Button X9C503PI Datasheet HTML 5Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 6Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 7Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 8Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 9Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 10Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 11Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 12Page - Xicor Inc. X9C503PI Datasheet HTML 13Page - Xicor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
X9C102/103/104/503
9
Typical Total Harmonic Distortion for X9C103
Typical Linearity for X9C103
TEST CONDITIONS
VCC = 5V
Temp. = 25
°C
Test Circuit #2
TEST CONDITIONS
VCC = 5V
Temp. = 25
°C
Wiper @ Tap 50
VH = 2VRMS
Test Circuit #1
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00 1000.00
FREQUENCY IN KHz
0
WIPER POSITION
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
10
8
6
4
2
0
–2
–4
–6
–8
–10
KEY:
= RELATIVE
= ABSOLUTE
0039–9
3863 FHD F10
3863 FHD F11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com