Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

XC6220D301PR Datasheet(PDF) 10 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6220D301PR
Descripción Electrónicos  1A LDO Voltage Regulator with “Green Operation”
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6220D301PR Datasheet(HTML) 10 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6220D301PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
10/26
XC6220 Series
・測定回路4 (CE” H” L” レベル 電圧・ CE” H” L” レベル 電流)
VIN
CE
VSS
VOUT
VCE
V
CL
(ceramic)
CIN
(ceramic)
・測定回路5  (HS切替電流、PS切替電流、切替ヒステリシス電流、PS切替遅延時間)
VIN
CE
VOUT
VSS
ISS
IOUT
RL
CIN
(ceramic)
CL
(ceramic)
V
A
A
V
A
■
TEST CIRCUITS (Continued)
Circuit 4
Circuit 5
・測定回路6
(突入電流防止)
VIN
CE
VOUT
VSS
CL
= 22 uF
VCE
V
A
Circuit 6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com