| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32H523VCK7TR Datasheet(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523VCK7TR Datasheet(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 228 page ![]() F6 17 17 23 32 L4 43 J5 PA7 I/O FT_ah - TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N, SPI1_MOSI/I2S1_SDO, OCTOSPI1_IO2, FMC_NWE, EVENTOUT ADC12_INP7, ADC12_INN3 - - - 24 33 M3 44 K5 PC4 I/O FT_a - TIM2_CH4, LPTIM2_ETR, I2S1_MCK, USART3_RX, EVENTOUT ADC12_INP4 - - - 25 34 M4 45 L5 PC5 I/O FT_ah - TIM1_CH4N, PSSI_D15, SPI4_SCK, OCTOSPI1_DQS, EVENTOUT ADC12_INP8, ADC12_INN4 -- - - - L6 - G5 VDD S - - - - - - - - - - - F7 VSS S - - - - G7 18 18 26 35 M5 46 M5 PB0 I/O FT_ah - TIM1_CH2N, TIM3_CH3, TIM8_CH2N, SPI3_MISO/I2S3_SDI, OCTOSPI1_IO1, USART2_TX, UART4_CTS, EVENTOUT ADC12_INP9, ADC12_INN5 G5 19 19 27 36 K5 47 J6 PB1 I/O FT_ah - TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, SPI3_SCK, SPI2_NSS/I2S2_WS, OCTOSPI1_IO0, USART3_RX, EVENTOUT ADC12_INP5 - 20 20 28 37L548 K6 PB2 I/O FT_ah - RTC_OUT2, TIM8_CH4N, SPI1_RDY, LPTIM1_CH1, SPI2_SCK/I2S2_CK, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, OCTOSPI1_CLK, OCTOSPI1_DQS, SDMMC1_CMD, EVENTOUT LSCO - - - - - - 49 L6 PF11 I/O FT_ah - OCTOSPI1_NCLK, DCMI_D12/PSSI_D12, EVENTOUT ADC1_INP2 - - - - - - 50 M6 PF12 I/O FT_ah - FMC_A6, EVENTOUT ADC1_INP6, ADC1_INN2 - - - - - - 51 G6 VSS S - - - - -- - - - - 52 G7 VDD S - - - - - - - - - - 53 M7 PF13 I/O FT_ah - FMC_A7, EVENTOUT ADC2_INP2 Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |