| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32H523VCK7TR Datasheet(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523VCK7TR Datasheet(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 228 page ![]() D6 11 11 15 24 K2 35 L3 PA1 I/O FT_aht (4) TIM2_CH2, TIM5_CH2, TIM15_CH1N, LPTIM1_IN1, OCTOSPI1_DQS, USART2_RTS, UART4_RX, OCTOSPI1_IO3, USART6_CK, EVENTOUT ADC12_INP1, TAMP_IN5/TAMP_OUT4 E7 12 12 16 25 K4 36 K4 PA2 I/O FT_at (4) TIM2_CH3, TIM5_CH3, LPUART1_TX, TIM15_CH1, LPTIM1_IN2, USART2_TX, EVENTOUT ADC12_INP14, TAMP_IN4/TAMP_OUT3, WKUP2 D4 13 13 17 26 L1 37 M2 PA3 I/O FT_ah - TIM2_CH4, TIM5_CH4, OCTOSPI1_CLK, TIM15_CH2, SPI2_NSS/I2S2_WS, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, USART2_RX, EVENTOUT ADC12_INP15 B10 - - 18 27 - 38 F5 VSS S - - - - A11 - - 19 28 J10 39 F8 VDD S - - - - E5 14 14 20 29 L2 40 M3 PA4 I/O TT_a - TIM5_ETR, LPTIM2_CH1, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART2_CK, DCMI_HSYNC/PSSI_DE, EVENTOUT ADC12_INP18, DAC1_OUT1 E3 15 15 21 30 M2 41 L4 PA5 I/O TT_ah - TIM2_CH1, TIM8_CH1N, SPI1_SCK/I2S1_CK, PSSI_D14, TIM2_ETR, EVENTOUT ADC12_INP19, ADC12_INN18, DAC1_OUT2 F4 16 16 22 31 M1 42 M4 PA6 I/O FT_ah - TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, SPI1_MISO/I2S1_SDI, OCTOSPI1_IO3, DCMI_PIXCLK/PSSI_PDCK, EVENTOUT ADC12_INP3 Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |