Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TGF2977-SM Datasheet(PDF) 4 Page - Qorvo, Inc

No. de pieza TGF2977-SM
Descripción Electrónicos  DC ??12 GHz, 32 V, 5 W GaN RF Transistor
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  QORVO [Qorvo, Inc]
Página de inicio  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

TGF2977-SM Datasheet(HTML) 4 Page - Qorvo, Inc

  TGF2977-SM Datasheet HTML 1Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
TGF2977-SM
DC – 12 GHz, 32 V, 5 W GaN RF Transistor
Datasheet Rev. B, July 25, 2017 | Subject to change without notice
- 4 of 28 -
www.qorvo.com
Measured Load-Pull Smith Charts1, 2
Notes:
1.
Test Conditions: VD = 32 V, IDQ = 25 mA, 100 uS Pulse Width, 20% Duty Cycle
2.
See page 21 for load pull reference planes where the performance was measured.
5GHz, Load-pull
37.5
37.3
37.1
16.3
15.3
14.8
59.6
53.6
51.6
49.6
•••• Max Power is 37.5dBm
at Z = 17.03+17.134i
Γ
Γ
Γ
Γ = 0.2718+0.3896i
•••• Max Gain is 16.7dB
at Z = 5.662+18.696i
Γ
Γ
Γ
Γ = 0.2017+0.7224i
•••• Max PAE is 60.2%
at Z = 12.543+23.845i
Γ
Γ
Γ
Γ = 0.3774+0.539i
Zo = 15
3dB Compression Referenced to Peak Gain
Zs(1fo) = 2.68-9.05i
Zs(2fo) = 3.5-11.95i
Zs(3fo) = 14.93-16.59i
Power
Gain
PAE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com