Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TGF2977-SM Datasheet(PDF) 8 Page - Qorvo, Inc

No. de pieza TGF2977-SM
Descripción Electrónicos  DC ??12 GHz, 32 V, 5 W GaN RF Transistor
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  QORVO [Qorvo, Inc]
Página de inicio  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

TGF2977-SM Datasheet(HTML) 8 Page - Qorvo, Inc

Back Button TGF2977-SM Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 10Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 11Page - Qorvo, Inc TGF2977-SM Datasheet HTML 12Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
TGF2977-SM
DC – 12 GHz, 32 V, 5 W GaN RF Transistor
Datasheet Rev. B, July 25, 2017 | Subject to change without notice
- 8 of 28 -
www.qorvo.com
Measured Load-Pull Smith Charts1, 2
Notes:
1.
Test Conditions: VD = 32 V, IDQ = 25 mA, 100 uS Pulse Width, 20% Duty Cycle
2.
See page 21 for load pull reference planes where the performance was measured.
10GHz, Load-pull
36.7
36.5
36.3
8.79
8.29
7.79
43.1
41.1
39.1
•••• Max Power is 36.8dBm
at Z = 15.039-6.807i
Γ
Γ
Γ
Γ = 0.0501-0.2152i
•••• Max Gain is 8.9dB
at Z = 8.31-4.022i
Γ
Γ
Γ
Γ = -0.2498-0.2156i
•••• Max PAE is 47.1%
at Z = 7.496-5.834i
Γ
Γ
Γ
Γ = -0.2495-0.324i
Zo = 15
3dB Compression Referenced to Peak Gain
Zs(1fo) = 41.96-41.29i
Zs(2fo) = 13.13+18.14i
Zs(3fo) = 23.9-11.76i
Power
Gain
PAE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com