Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GW-P7LM32.CM Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza GW-P7LM32.CM
Descripción Electrónicos  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-P7LM32.CM Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
Version 1.2
GW P7LM32.CM
2018-01-17
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 2) page 23
Durchlassspannungsgruppen 2) Seite 23
Group
Luminous Flux 5) page 23
Luminous Flux 5) page 23
Luminous Intensity
6) page 23
Gruppe
Lichtstrom 5) Seite 23
Lichtstrom 5) Seite 23
Lichtstärke 6) Seite 23
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
QQ
763
820
251.9
QR
820
892
272.5
QS
892
970
296.3
QT
970
1042
320.2
QU
1042
1120
344.1
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
5A
26.00
27.00
FA
27.00
28.00
RA
28.00
29.00
2A
29.00
30.00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com