Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GW-P7LM32.CM Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza GW-P7LM32.CM
Descripción Electrónicos  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-P7LM32.CM Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-P7LM32.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
2018-01-17
4
Version 1.2
GW P7LM32.CM
Characteristics (TJ = 25 °C; IF = 300 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage
2) page 23
Durchlassspannung
2) Seite 23
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
26.0
28.4
30.0
V
V
V
Reverse voltage
Sperrspannung
(I
R = 20 mA)
(max.)
VR
1.2
V
Color rendering index 3) page 23
Farbwiedergabe Index
3) Seite 23
(2700K - 4000K)
(typ.)
(min.)
R
a
Ra
92
90
-
-
"Electrical" thermal resistance junction / solder point
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad
(with efficiency η
e = 30 %)
(typ.)
R
th JS el
1.4
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com