Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFH-303-FA Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH-303-FA
Descripción Electrónicos  NPN-Silizium-Fototransistor
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-303-FA Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

  SFH-303-FA Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-303-FA Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-303-FA Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-303-FA Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-303-FA Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-303-FA Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-303-FA Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2008-06-20
6
SFH 303 FA
Maßzeichnung
Package Outlines
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Wellenlöten (TTW)
(nach CECC 00802)
TTW Soldering
(acc. to CECC 00802)
9.0 (0.354)
8.2 (0.323)
25.2 (0.992)
24.2 (0.953)
1.8 (0.071)
1.2 (0.047)
7.8 (0.307)
7.5 (0.295)
11.5 (0.453)
10.9 (0.429)
6.9 (0.272)
5.1 (0.201)
4.8 (0.189)
5.9 (0.232)
5.5 (0.217)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
B
Chip position
Area not flat
GEOY6351
CE
OHLY0598
0
0
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
300
T
t
C
s
235 C
10 s
C
... 260
1. Welle
1. wave
2. Welle
2. wave
5 K/s
2 K/s
ca 200 K/s
CC
... 130
100
2 K/s
Zwangskühlung
forced cooling
Normalkurve
standard curve
Grenzkurven
limit curves



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com