Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFH-320 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH-320
Descripción Electrónicos  Silicon NPN Phototransistor in SMT TOPLED짰-Package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-320 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH-320 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-320 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Version 1.4
SFH 320
2015-12-08
5
Collector-Emitter Capacitance 1) page 13
CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0
Power Consumption
Ptot = f(TA), RthJA = 450 K / W
Directional Characteristics 1) page 13
Srel = f(ϕ)
V
OHF01528
CE
-2
10
CE
C
10
-1
10
0
10
1
10
2
0
V
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
pF
OHF00871
tot
P
0
0
40
80
120
160
mW
200
20
40
60
80 ˚C 100
TA
OHF01402
90
80
70
60
50
40
30
20
10
20
40
60
80
100
120
0.4
0.6
0.8
1.0
ϕ
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
100
0
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com