Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AOB260L Datasheet (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AOB260L Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No. de pieza AOB260L
Descarga  AOB260L Descarga
Tamaño del archivo   297.26 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos 60V N-Channel MOSFET

AOB260L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AOB260L Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No. de pieza AOB260L
Descarga  AOB260L Click to download

Tamaño del archivo   297.26 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos 60V N-Channel MOSFET

AOB260L Datasheet (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AOB260L Detalles de producto

General Description
The AOT(B)260L uses Trench MOSFET technology that is uniquely optimized to provide the most efficient high frequency switching performance. Power losses are minimized due to an extremely low combination of RDS(ON) and Crss.In addition, switching behavior is well controlled with a “Schottky style” soft recovery body diode.This device is ideal for boost converters and synchronous rectifiers for consumer, telecom, industrial power supplies and LED backlighting.

Product Summary
    VDS                                        60V
    ID (at VGS=10V)                  140A
    RDS(ON) (at VGS=10V) < 2.5mΩ
    RDS(ON) (at VGS =6V) < 2.9mΩ


    100% UIS Tested
    100% Rg Tested




Número de pieza similar - AOB260L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
AOB260L ISC-AOB260L Datasheet
243Kb / 2P
Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - AOB260L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06 FAIRCHILD-FQD13N06 Datasheet
659Kb / 10P
60V N-Channel MOSFET
FQD20N06 FAIRCHILD-FQD20N06 Datasheet
660Kb / 9P
60V N-Channel MOSFET
FQP20N06 FAIRCHILD-FQP20N06 Datasheet
655Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQP30N06 FAIRCHILD-FQP30N06 Datasheet
660Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQP85N06 FAIRCHILD-FQP85N06 Datasheet
647Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQPF30N06 FAIRCHILD-FQPF30N06 Datasheet
645Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQPF50N06 FAIRCHILD-FQPF50N06 Datasheet
630Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N7000K TSC-TSM2N7000K Datasheet
187Kb / 5P
60V N-Channel MOSFET
TSM10N06 TSC-TSM10N06 Datasheet
302Kb / 6P
60V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductores (AOS) es una compañía global de semiconductores que se especializa en el diseño y fabricación de circuitos integrados de gestión de energía (ICS).
La compañía fue fundada en 1995 y tiene su sede en San José, California.
AOS proporciona una amplia gama de soluciones de gestión de energía para aplicaciones en electrónica de consumo, informática, telecomunicaciones y sistemas industriales, entre otros.
La compañía es conocida por su tecnología de vanguardia y productos innovadores, y tiene una fuerte reputación en la industria de los semiconductores.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com