Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AOD2610E Datasheet (PDF) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

AOD2610E Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
No. de pieza AOD2610E
Descarga  AOD2610E Descarga
Tamaño del archivo   645.96 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Página de inicio  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Descripción Electrónicos 60V N-Channel MOSFET

AOD2610E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AOD2610E Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

No. de pieza AOD2610E
Descarga  AOD2610E Click to download

Tamaño del archivo   645.96 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Página de inicio  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Descripción Electrónicos 60V N-Channel MOSFET

AOD2610E Datasheet (HTML) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED


AOD2610E Detalles de producto

General Description
• Low RDS(ON)
• Low Gate Charge
• Low Eoss
• ESD protected
• RoHS and Halogen-Free Compliant


Product Summary
VDS 60V
ID (at VGS=10V) 46A
RDS(ON) (at VGS=10V) < 9.5mΩ
RDS(ON) (at VGS=4.5V) < 13.3mΩ




Número de pieza similar - AOD2610E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2610E AOSMD-AOD2610E Datasheet
411Kb / 6P
60V N-Channel AlphaSGT
AOD2610E AOSMD-AOD2610E Datasheet
411Kb / 6P
RoHS and Halogen-Free Compliant
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD2610E ISC-AOD2610E Datasheet
309Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
AOD2610E UMW-AOD2610E Datasheet
491Kb / 7P
60V N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - AOD2610E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06 FAIRCHILD-FQD13N06 Datasheet
659Kb / 10P
60V N-Channel MOSFET
FQD20N06 FAIRCHILD-FQD20N06 Datasheet
660Kb / 9P
60V N-Channel MOSFET
FQP20N06 FAIRCHILD-FQP20N06 Datasheet
655Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQP30N06 FAIRCHILD-FQP30N06 Datasheet
660Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQP85N06 FAIRCHILD-FQP85N06 Datasheet
647Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQPF30N06 FAIRCHILD-FQPF30N06 Datasheet
645Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FQPF50N06 FAIRCHILD-FQPF50N06 Datasheet
630Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
60V N-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N7000K TSC-TSM2N7000K Datasheet
187Kb / 5P
60V N-Channel MOSFET
TSM10N06 TSC-TSM10N06 Datasheet
302Kb / 6P
60V N-Channel MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com