| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F732ICT7 Datasheet(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F732ICT7 Datasheet(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 122 page ![]() - - - C3 175 - C3 - - 175 PI6 I/O FT - TIM8_CH2, SAI2_SD_A, FMC_D28, EVENTOUT - - - - C2 176 - C2 - - 176 PI7 I/O FT - TIM8_CH3, SAI2_FS_A, FMC_D29, EVENTOUT - - - - F6 - - F6 - - - VSS S - - - - - - - F7 - - F7 - - - VSS S - - - - - - - F8 - - F8 - - - VSS S - - - - - - - F9 - - F9 - - - VSS S - - - - - - - F10 - - F10 - - - VSS S - - - - - - - G6 - - G6 - - - VSS S - - - - - - - G7 - - G7 - - - VSS S - - - - - - - G8 - - G8 - - - VSS S - - - - - - - G9 - - G9 - - - VSS S - - - - - - - G10 - - G10 - - - VSS S - - - - - - - H6 - - H6 - - - VSS S - - - - Table 10. STM32F732xx and STM32F733xx pin and ball definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions STM32F732xx STM32F733xx |