Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFH4853 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH4853
Descripción Electrónicos  Infrared Emitter (850 nm)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4853 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH4853 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH4853 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
2015-05-08
6
Version 1.1
SFH 4853
Radiation Characteristics 1) page 10
Abstrahlcharakteristik 1) Seite 10
Irel = f(ϕ), TA= 25°C
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
OHF05685
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
0.4
0.6
0.8
1.0
100˚
90˚
80˚
70˚
60˚
50˚
0˚
10˚
20˚
30˚
40˚
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ϕ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com