Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PE15A1014 Datasheet(PDF) 6 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

No. de pieza PE15A1014
Descripción Electrónicos  50 MHz to 1 GHz Frequency Range
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Página de inicio  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE15A1014 Datasheet(HTML) 6 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE15A1014 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A1014 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A1014 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A1014 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A1014 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A1014 Datasheet HTML 6Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6
PE15A1014 REV 1.0
36 dBm IP3, 50 MHz to 1,000 MHz, Low Noise Amplifier, SMA
PE15A1014 CAD Drawing



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com