Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CIC10P080 Datasheet(PDF) 10 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza CIC10P080
Descripción Electrónicos  Chip Bead CIC/CIS Series For High Current
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

CIC10P080 Datasheet(HTML) 10 Page - Samsung semiconductor

Back Button CIC10P080 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
34
35
CIS43P241
400
1M
10M
100M
1G
200
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIS41P600
100
1M
10M
100M
1G
50
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIS32P520
1M
10M
100M
1G
40
80
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIS10P260
1M
10M
100M
1G
20
40
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIS41J600
200
1M
10M
100M
1G
100
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
Part No.
Thickness
(mm)
Impedance
(
Ω)±25%
@100 MHz
DC Resistance
(
Ω) Max.
Rated Current
(mA) Max.
CIS 10P 260
CIS 10J 300
CIS 21P 300
CIS 21J 121
CIS 32P 520
CIS 32J 121
CIS 41P 600
CIS 41J 600
CIS 43J 121
CIS 43P 241
0.6
±0.15
0.8
±0.15
0.9
±0.2
0.9
±0.2
1.3
±0.2
1.3
±0.2
1.6
±0.2/1.2±0.2
1.6
±0.2/1.2±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
26
30
30
120
52
120
60
60
120
240
0.007
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
6000
6000
5000
5000
6000
5000
6000
6000
6000
6000
Customized products are available.
Test equipment : Agilent 4291B+16192A (1005)
Agilent 4291B+16193A (1608 and others)
CIS Series
CIS21P300
200
1M
10M
100M
1G
100
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIS10J300
1M
10M
100M
1G
20
40
60
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIS21J121
200
1M
10M
100M
1G
100
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com