Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CIC10P080 Datasheet(PDF) 8 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza CIC10P080
Descripción Electrónicos  Chip Bead CIC/CIS Series For High Current
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

CIC10P080 Datasheet(HTML) 8 Page - Samsung semiconductor

Back Button CIC10P080 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor CIC10P080 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
32
33
CIC41J400
1M
10M
100M
1G
100
50
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIC41J800
150
100
1M
10M
100M
1G
50
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIC41J121
200
1M
10M
100M
1G
100
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIC41J221
400
1M
10M
100M
1G
200
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIC41J301
400
1M
10M
100M
1G
200
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIC41J471
400
200
600
1M
10M
100M
1G
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
CIC41J601
400
800
1M
10M
100M
1G
0
FREQUENCY(Hz)
Z
R
X
Part No.
Thickness
(mm)
Impedance
(
Ω)±25%
@100 MHz
DC Resistance
(
Ω) Max.
Rated Current
(mA) Max.
CIC 43P 300
CIC 43P 700
CIC 43P 121
CIC 43P 221
CIC 43P 301
CIC 43P 471
CIC 43P 601
CIC 43J 300
CIC 43J 121
CIC 43J 301
CIC 43J 471
CIC 43J 601
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
1.5
±0.2
30
70
120
220
300
470
600(at 50MHz)
30
120
300
470
600
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.03
0.04
0.04
0.04
3000
3000
3000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
CIC 4532(1812) Type



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com