Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TFF7N65 Datasheet(PDF) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

No. de pieza TFF7N65
Descripción Electrónicos  N-Channel Power MOSFET 7.2A, 650V, 1.5廓
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

TFF7N65 Datasheet(HTML) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  TFF7N65 Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 5Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 6Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 7Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TFF7N65 Datasheet HTML 8Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Number: DB-200
March 2010, Revision B
Page 4
TAK CHEONG
®
SEMICONDUCTOR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com