Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GDZ8.2 Datasheet(PDF) 2 Page - Rohm

No. de pieza GDZ8.2
Descripción Electrónicos  Zener diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

GDZ8.2 Datasheet(HTML) 2 Page - Rohm

  GDZ8.2 Datasheet HTML 1Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 2Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 3Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 4Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
GDZ7.5
Diodes
Rev.C
2/4
Electrical characteristics (Ta=25 C)
MARKING (Type No.)
TYPE
TYPE NO.
GDZ
3.9
LA
GDZ
4.7
AA
GDZ
5.1
DA
GDZ
5.6
EA
GDZ
6.2
FA
GDZ
6.8
HA
GDZ
7.5
JA
GDZ
8.2
KA
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
GDZ 3.9
3.740
4.160
5.0
5.0
1.0
GDZ 4.7
4.420
4.900
5.0
2.0
1.0
GDZ 5.1
4.840
5.370
5.0
2.0
1.5
GDZ 5.6
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
GDZ 6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
3.0
GDZ 6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
GDZ 7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
4.0
GDZ 8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
(1)The zener voltage(Vz) is measured 40ms after power is supplied.
TYP.
Symbol
Reverse current
IR( A
Zener voltage Vz(V)



Html Pages

1 2 3 4 5