Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ZMM24 Datasheet(PDF) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

No. de pieza ZMM24
Descripción Electrónicos  SURFACE MOUNT ZENER DIODES
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PACELEADER [PACELEADER INDUSTRIAL]
Página de inicio  http://www.paceleader.tw
Logo PACELEADER - PACELEADER INDUSTRIAL

ZMM24 Datasheet(HTML) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

  ZMM24 Datasheet HTML 1Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 2Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 3Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 4Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 5Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 6Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 7Page - PACELEADER INDUSTRIAL ZMM24 Datasheet HTML 8Page - PACELEADER INDUSTRIAL  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2
www.paceleader.tw
Zener voltage range 1)
Dynamic resistance
Reverse leakage current
Temp.
coefficient
of Zener Voltage
Vznom
IZT fo r VZT 2)
rzjT and rzjk at IZK
I and I 2) at V
TKVZ
Type
V
mA
V
Ω
Ω
mA
μA
μA
V
%/K
ZMM1V3
0.75
5
0.7 … 0.8
<8
<50
1
-
-
-
-0.26 … -0.23
ZMM2V0
2.0
5
1.9 … 2.1
<85
<600
1
<100
<200
1
-0.09 … -0.06
ZMM2V4
2.4
5
2.28 ... 2.56
<85
<600
1
<50
<100
1
-0.09 … -0.06
ZMM2V7
2.7
5
2.5 … 2.9
<85
<600
1
<10
<50
1
-0.09 … -0.06
ZMM3V0
3.0
5
2.8 … 3.2
<85
<600
1
<4
<40
1
-0.08 … -0.05
ZMM3V3
3.3
5
3.1 … 3.5
<85
<600
1
<2
<40
1
-0.08 … -0.05
ZMM3V6
3.6
5
3.4 … 3.8
<85
<600
1
<2
<40
1
-0.08 … -0.05
ZMM3V9
3.9
5
3.7 … 4.1
<85
<600
1
<2
<40
1
-0.08 … -0.05
ZMM4V3
4.3
5
4.0 … 4.6
<75
<600
1
<1
<20
1
-0.06 … -0.03
ZMM4V7
4.7
5
4.4 … 5.0
<60
<600
1
<0.5
<10
1
-0.05 … +0.02
ZMM5V1
5.1
5
4.8 … 5.4
<35
<550
1
<0.1
<2
1
-0.02 … +0.02
ZMM5V6
5.6
5
5.2 … 6.0
<25
<450
1
<0.1
<2
1
-0.05 … +0.05
ZMM6V2
6.2
5
5.8 …6.6
<10
<200
1
<0.1
<2
2
0.03 … 0.06
ZMM6V8
6.8
5
6.4 … 7.2
<8
<150
1
<0.1
<2
3
0.03 … 0.07
ZMM7V5
7.5
5
7.0 … 7.9
<7
<50
1
<0.1
<2
5
0.03 … 0.07
ZMM8V2
8.2
5
7.7 … 8.7
<7
<50
1
<0.1
<2
6.2
0.03 … 0.08
ZMM9V1
9.1
5
8.5 … 9.6
<10
<50
1
<0.1
<2
6.8
0.03 … 0.09
ZMM10
10
5
9.4 … 10.6
<15
<70
1
<0.1
<2
7.5
0.03 … 0.1
ZMM11
11
5
10.4 … 11.6
<20
<70
1
<0.1
<2
8.2
0.03 … 0.11
ZMM12
12
5
11.4 … 12.7
<20
<90
1
<0.1
<2
9.1
0.03 … 0.11
ZMM13
13
5
12.4 … 14.1
<26
<110
1
<0.1
<2
10
0.03 … 0.11
ZMM15
15
5
13.8 … 15.6
<30
<110
1
<0.1
<2
11
0.03 … 0.11
ZMM16
16
5
15.3 … 17.1
<40
<170
1
<0.1
<2
12
0.03 … 0.11
ZMM18
18
5
16.8 … 19.1
<50
<170
1
<0.1
<2
13
0.03 … 0.11
ZMM20
20
5
18.8 … 21.2
<55
<220
1
<0.1
<2
15
0.03 … 0.11
ZMM22
22
5
20.8 … 23.3
<55
<220
1
<0.1
<2
16
0.04 … 0.12
ZMM24
24
5
22.8 … 25.6
<80
<220
1
<0.1
<2
18
0.04 … 0.12
ZMM27
27
5
25.1 … 28.9
<80
<220
1
<0.1
<2
20
0.04 … 0.12
ZMM30
30
5
28 … 32
<80
<220
1
<0.1
<2
22
0.04 … 0.12
ZMM33
33
5
31 … 35
<80
<220
1
<0.1
<2
24
0.04 … 0.12
ZMM36
36
5
34 … 38
<80
<220
1
<0.1
<2
27
0.04 … 0.12
ZMM39
39
2.5
37 … 41
<90
<500
0.5
<0.1
<5
30
0.04 … 0.12
ZMM43
43
2.5
40 … 46
<90
<500
0.5
<0.1
<5
33
0.04 … 0.12
ZMM47
47
2.5
44 … 50
<110
<600
0.5
<0.1
<5
36
0.04 … 0.12
ZMM51
51
2.5
48 … 54
<125
<700
0.5
<0.1
<10
39
0.04 … 0.12
ZMM56
56
2.5
52 … 60
<135
<700
0.5
<0.1
<10
43
0.04 … 0.12
ZMM62
62
2.5
58 … 66
<150
<1000
0.5
<0.1
<10
47
0.04 … 0.12
ZMM68
68
2.5
64 … 72
<200
<1000
0.5
<0.1
<10
51
0.04 … 0.12
ZMM75
75
2.5
70 … 79
<250
<1000
0.5
<0.1
<10
56
0.04 … 0.12
ZMM82
82
2.5
77 … 87
<300
<1500
0.25
<0.1
<10
62
0.05 … 0.12
ZMM91
91
1
85 … 96
<450
<2000
0.1
<0.1
<10
68
0.05 … 0.12
ZMM100
100
1
94 … 106
<450
<5000
0.1
<0.1
<10
75
0.05 … 0.12
ZMM110
110
1
104 … 116
<600
<5000
0.1
<0.1
<10
82
0.05 … 0.12
ZMM120
120
1
114 … 127
<800
<5500
0.1
<0.1
<10
91
0.05 … 0.12
ZMM130
130
1
124 … 141
<950
<6000
0.1
<0.1
<10
100
0.05 … 0.12
ZMM150
150
1
138 … 156
<1250
<6500
0.1
<0.1
<10
110
0.05 … 0.12
ZMM160
160
1
153 … 171
<1400
<7000
0.1
<0.1
<10
120
0.05 … 0.12
ZMM180
180
1
168 … 191
<1700
<8500
0.1
<0.1
<10
130
0.05 … 0.12
ZMM200
200
1
188 … 212
<2000
<10000
0.1
<0.1
<10
150
0.05 … 0.12
Notes:
(1) Tested with pulses tp=20ms.
(2) Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature.
(3) The ZMM1 is a silicon diode with operation in forward direction. Hence, the index of all parameters should be .F. instead of .Z..
Connect the cathode electrode to the negative pole.
ZMM1 thru ZMM200
SURFACE MOUNT ZENER DIODES
SURFACE MOUNT ZENER DIODES
00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com