Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

XC6216DC01PR Datasheet(PDF) 15 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6216DC01PR
Descripción Electrónicos  Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6216DC01PR Datasheet(HTML) 15 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6216DC01PR Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 43 page
background image
15/43
XC6216/XE6216
Series
SYMBOL
E-0-1
E-0-2
Temperature
/ Ta
25℃
-40~85℃
PARAMETER
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy ±2%
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy +3% , -3.5%
VOUT
VOUT
VOUT(T)
(V)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
2.0
1.960
2.040
1.930
2.060
2.1
2.058
2.142
2.027
2.163
2.2
2.156
2.244
2.123
2.266
2.3
2.254
2.346
2.220
2.369
2.4
2.352
2.448
2.316
2.472
2.5
2.450
2.550
2.413
2.575
2.6
2.548
2.652
2.509
2.678
2.7
2.646
2.754
2.606
2.781
2.8
2.744
2.856
2.702
2.884
2.9
2.842
2.958
2.799
2.987
3.0
2.940
3.060
2.895
3.090
3.1
3.038
3.162
2.992
3.193
3.2
3.136
3.264
3.088
3.296
3.3
3.234
3.366
3.185
3.399
3.4
3.332
3.468
3.281
3.502
3.5
3.430
3.570
3.378
3.605
3.6
3.528
3.672
3.474
3.708
3.7
3.626
3.774
3.571
3.811
3.8
3.724
3.876
3.667
3.914
3.9
3.822
3.978
3.764
4.017
4.0
3.920
4.080
3.860
4.120
4.1
4.018
4.182
3.957
4.223
4.2
4.116
4.284
4.053
4.326
4.3
4.214
4.386
4.150
4.429
4.4
4.312
4.488
4.246
4.532
4.5
4.410
4.590
4.342
4.635
4.6
4.508
4.692
4.439
4.738
4.7
4.606
4.794
4.535
4.841
4.8
4.704
4.896
4.632
4.944
4.9
4.802
4.998
4.728
5.047
SYMBOL
E-0-1
E-0-2
Temperature
/ Ta
25℃
-40~85℃
PARAMETER
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy ±2%
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy +3% , -3.5%
VOUT
VOUT
VOUT(T)
(V)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
5.0
4.900
5.100
4.825
5.150
5.1
4.998
5.202
4.921
5.253
5.2
5.096
5.304
5.018
5.356
5.3
5.194
5.406
5.114
5.459
5.4
5.292
5.508
5.211
5.562
5.5
5.390
5.610
5.307
5.665
5.6
5.488
5.712
5.404
5.768
5.7
5.586
5.814
5.500
5.871
5.8
5.684
5.916
5.597
5.974
5.9
5.782
6.018
5.693
6.077
6.0
5.880
6.120
5.790
6.180
6.1
5.978
6.222
5.886
6.283
6.2
6.076
6.324
5.983
6.386
6.3
6.174
6.426
6.079
6.489
6.4
6.272
6.528
6.176
6.592
6.5
6.370
6.630
6.272
6.695
6.6
6.468
6.732
6.369
6.798
6.7
6.566
6.834
6.465
6.901
6.8
6.664
6.936
6.562
7.004
6.9
6.762
7.038
6.658
7.107
7.0
6.860
7.140
6.755
7.210
7.1
6.958
7.242
6.851
7.313
7.2
7.056
7.344
6.948
7.416
7.3
7.154
7.446
7.044
7.519
7.4
7.252
7.548
7.141
7.622
7.5
7.350
7.650
7.237
7.725
7.6
7.448
7.752
7.334
7.828
7.7
7.546
7.854
7.430
7.931
7.8
7.644
7.956
7.527
8.034
7.9
7.742
8.058
7.623
8.137
●
Voltage Chart 1 (XE6216 Series)
■
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com